Part Number Hot Search : 
MSM51 T88SC P1593DN FSL9130R AD8352 93LC76 R8C10 0860C
Product Description
Full Text Search
 

To Download Z1SMA47 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 Z1 SMA 1 ... Z1 SMA 100 (1 W) Surface mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology) Flachendiffundierte Si-Zener-Dioden fur die Oberflachenmontage 1W 1...100 V ~ SMA ~ DO-214AC 0.07 g
5 2.2 0.2
0.2
Maximum power dissipation Maximale Verlustleistung
2.1
0.1
Nominal Z-voltage - Nominale Z-Spannung Plastic case Kunststoffgehause Weight approx. - Gewicht ca. Plastic material has UL classification 94V-0 Gehausematerial UL94V-0 klassifiziert Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle
1
+ 0.1
0.15
2.7
Type Typ
4.6 0.2
1.5
Dimensions / Mae in mm
see page 18 siehe Seite 18
Standard Zener voltage tolerance is graded to the international E 24 (~5%) standard. Other voltage tolerances and higher Zener voltages on request. Die Toleranz der Zener-Spannung ist in der Standard-Ausfuhrung gestuft nach der internationalen Reihe E 24 (~5%). Andere Toleranzen oder hohere Arbeitsspannungen auf Anfrage.
Maximum ratings and Characteristics Power dissipation Verlustleistung Operating junction temperature - Sperrschichttemperatur Storage temperature - Lagerungstemperatur Thermal resistance junction to ambient air Warmewiderstand Sperrschicht - umgebende Luft Thermal resistance junction to terminal Warmewiderstand Sperrschicht - Anschlu TA = 50/C
Grenz- und Kennwerte Ptot Tj TS RthA RthT 1 W 1) - 50...+150/C - 50...+175/C < 70 K/W 1) < 30 K/W
Zener voltages see table on next page - Zener-Spannungen siehe Tabelle auf der nachsten Seite
) Mounted on P.C. board with 25 mm2 copper pads at each terminal Montage auf Leiterplatte mit 25 mm2 Kupferbelag (Lotpad) an jedem Anschlu 2 ) Tested with pulses - Gemessen mit Impulsen 3 ) The Z1SMA 1 is a diode operated in forward. Hence, the index of all parameters should be "F" instead of "Z". The cathode, indicated by a white band is to be connected to the negative pole. Die Z1SMA 1 ist eine in Durchla betriebene Si-Diode. Daher ist bei allen Kenn- und Grenzwerten der Index "F" anstatt "Z" zu setzten. Die mit weiem Balken gekennzeichnete Kathode ist mit dem Minuspol zu verbinden. 198 28.02.2002
1
Z1 SMA 1 ... Z1 SMA 100 (1 W) Maximum ratings
Type Typ Zener voltage 2) Zener-Spanng.2) IZ = 5 mA Vzmin [V] Vzmax Dynamic resistance Inhar. diff. Widerstand rzj [S] at f = 1 kHz IZ = 5 mA IZ = 1 mA Temp. Coeffiz. of Z-voltage ...der Z-spanng. "VZ [10-4 //C]
Grenzwerte
Reverse volt. Sperrspanng. IR = 1 :A VR [V] Z-current 1) Z-Strom 1) TA = 50/C IZmax [mA]
Z1 SMA 1 3) Z1 SMA 3.9 Z1 SMA 4.3 Z1 SMA 4.7 Z1 SMA 5.1 Z1 SMA 5.6 Z1 SMA 6.2 Z1 SMA 6.8 Z1 SMA 7.5 Z1 SMA 8.2 Z1 SMA 9.1 Z1 SMA 10 Z1 SMA 11 Z1 SMA 12 Z1 SMA 13 Z1 SMA 15 Z1 SMA 16 Z1 SMA 18 Z1 SMA 20 Z1 SMA 22 Z1 SMA 24 Z1 SMA 27 Z1 SMA 30 Z1 SMA 33 Z1 SMA 36 Z1 SMA 39 Z1 SMA 43 Z1 SMA 47 Z1 SMA 51 Z1 SMA 56 Z1 SMA 62 Z1 SMA 68 Z1 SMA 75 Z1 SMA 82 Z1 SMA 91 Z1 SMA 100
0.71 3.7 4.0 4.4 4.8 5.2 5.8 6.4 7.0 7.7 8.5 9.4 10.4 11.4 12.4 13.8 15.3 16.8 18.8 20.8 22.8 25.1 28 31 34 37 40 44 48 52 58 64 70 77 85 94
0.82 4.1 4.6 5.0 5.4 6.0 6.6 7.2 7.9 8.7 9.6 10.6 11.6 12.7 14.1 15.6 17.1 19.1 21.2 23.3 25.6 28.9 32 35 38 41 46 50 54 60 66 72 79 88 96 106
6.5 (<8) 80 (<95) 80 (<95) 70 (<78) 30 (<60) 10 (<40) 4.8 (<10) 4.5 (<8) 4.0 (<7) 4.5 (<7) 4.8 (<10) 5.2 (<15) 6 (<20) 7 (<20) 9 (<25) 11 (<30) 13 (<40) 18 (<50) 20 (<50) 25 (<55) 28 (<80) 30 (<80) 35 (<80) 40 (<80) 40 (<90) 50 (<90) 60 (<100) 70 (<100) 70 (<100) 70 (<100) 80 (<110) 90 (<140) 95 (<150) 100 (<170) 130 (<200) 200 (<300)
- - - < 1400 < 700 < 500 < 300 < 300 < 100 < 50 < 50 < 70 < 70 < 90 < 110 < 110 < 170 < 170 < 220 < 220 < 220 < 250 < 250 < 250 < 300 < 500 < 700 < 750 < 750 < 750 < 750 < 750 < 750 < 750 < 800 < 800
-26...-23 -9...-4 -9...-3 -8...-3 -8...-3 -7...-3 -6...-1 -5...+2 -3...+4 -2...+6 -1...+7 +2...+7 +3...+7 +4...+7 +5...+8 +5...+8 +5...+9 +6...+9 +7...+9 +7...+9 +7...+9.5 +8...+9.5 +8...+9.5 +8...+10 +8...+10 +8...+10 +8...+10 +8...+10 +8...+10 +9...+11 +9...+11 +9...+12 +9...+12 +9...+12 +10...+12 +10...+12
- - - - > 0.8 >1 >2 >3 >5 >6 >7 > 7.5 > 8.5 >9 > 10 > 11 > 12 > 14 > 15 > 17 > 18 > 20 > 22.5 > 25 > 27 > 29 > 32 > 35 > 38 > 42 > 47 > 51 > 56 > 62 > 68 > 75
500 244 217 200 185 167 152 139 127 115 104 94 86 79 71 64 58 52 47 43 39 35 31 29 26 24 22 20 19 17 15 14 13 11 10 9
1
) Notes see previous page - Funoten siehe vorhergehende Seite 28.02.2002
199


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of Z1SMA47

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X